Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQPF6N45 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF6N45 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FQPF6N45
Descarga  FQPF6N45 Descarga

Tamaño del archivo   589.24 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 450V N-Channel MOSFET

FQPF6N45 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FQPF6N45 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQPF6N45
Descarga  FQPF6N45 Click to download

Tamaño del archivo   589.24 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 450V N-Channel MOSFET

FQPF6N45 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF6N45 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N45 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF6N45 Detalles de producto

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply, electronic lamp ballast based on half bridge.

Features
• 4.0A, 450V, RDS(on) = 1.1Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 16 nC)
• Low Crss ( typical 11 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Número de pieza similar - FQPF6N45

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6N40C FAIRCHILD-FQPF6N40C Datasheet
851Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results


Descripción similar - FQPF6N45

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N45 FAIRCHILD-FQP6N45 Datasheet
571Kb / 8P
   450V N-Channel MOSFET
SSM1N45B FAIRCHILD-SSM1N45B Datasheet
639Kb / 8P
   450V N-Channel MOSFET
SSN1N45B FAIRCHILD-SSN1N45B Datasheet
667Kb / 8P
   450V N-Channel MOSFET
FQB6N45 FAIRCHILD-FQB6N45 Datasheet
582Kb / 9P
   450V N-Channel MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM1N45D TSC-TSM1N45D Datasheet
386Kb / 6P
   450V N-Channel Power MOSFET
TSM1N45 TSC-TSM1N45_10 Datasheet
475Kb / 9P
   450V N-Channel Power MOSFET
TSM1N45D TSC-TSM1N45D_12 Datasheet
459Kb / 8P
   450V N-Channel Power MOSFET
TSM1N45 TSC-TSM1N45 Datasheet
583Kb / 8P
   450V N-Channel Power MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN0545G4 ZETEX-ZXMN0545G4 Datasheet
212Kb / 6P
   450V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMN0545G4 DIODES-ZXMN0545G4_15 Datasheet
517Kb / 6P
   450V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com