Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BTN4401N3 Datasheet (PDF) - Cystech Electonics Corp.

BTN4401N3 Datasheet PDF - Cystech Electonics Corp.
No. de pieza BTN4401N3
Descarga  BTN4401N3 Descarga

Tamaño del archivo   152.66 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Página de inicio  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.
Descripción Electrónicos General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor

BTN4401N3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BTN4401N3 Datasheet PDF - Cystech Electonics Corp.

No. de pieza BTN4401N3
Descarga  BTN4401N3 Click to download

Tamaño del archivo   152.66 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Página de inicio  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.
Descripción Electrónicos General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor

BTN4401N3 Datasheet (HTML) - Cystech Electonics Corp.

BTN4401N3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTN4401N3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTN4401N3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTN4401N3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp.

BTN4401N3 Detalles de producto

Description
• The BTN4401N3 is designed for using in driver stage of AF amplifier and general purpose switching
   application.
• High current , IC = 0.6A
• Low VCE(sat) , VCE(sat) = 0.2V(typ.) at IC/IB = 500mA/50mA
   Optimal for low Voltage operation
• Complementary to BTP4403N3.




Número de pieza similar - BTN4401N3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Marki Microwave
BTN-0040 MARKIMICROWAVE-BTN-0040 Datasheet
524Kb / 4P
   Broadband: 40 kHz to 40 GHz
BTN-0065 MARKIMICROWAVE-BTN-0065 Datasheet
548Kb / 4P
   Broadband: 40 kHz to 65 GHz
BTN1-0018 MARKIMICROWAVE-BTN1-0018 Datasheet
676Kb / 4P
   HIGH POWER BIAS TEE
BTN1-0026 MARKIMICROWAVE-BTN1-0026 Datasheet
736Kb / 5P
   HIGH POWER BIAS TEE
BTN1-0040 MARKIMICROWAVE-BTN1-0040 Datasheet
689Kb / 4P
   HIGH POWER BIAS TEE
More results


Descripción similar - BTN4401N3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KTD1863 KEC-KTD1863 Datasheet
251Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
KTC2028 KEC-KTC2028 Datasheet
273Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
TIP41C KEC-TIP41C Datasheet
202Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
logo
Cystech Electonics Corp...
BTC3906L3 CYSTEKEC-BTC3906L3_06 Datasheet
200Kb / 5P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTNA42A3 CYSTEKEC-BTNA42A3 Datasheet
151Kb / 4P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTN2222AN3 CYSTEKEC-BTN2222AN3 Datasheet
151Kb / 4P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTN8050A3 CYSTEKEC-BTN8050A3 Datasheet
145Kb / 4P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTN8050N3 CYSTEKEC-BTN8050N3 Datasheet
155Kb / 4P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTC2882J3 CYSTEKEC-BTC2882J3 Datasheet
290Kb / 6P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTC4401A3 CYSTEKEC-BTC4401A3 Datasheet
268Kb / 7P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
BTC5658Y3 CYSTEKEC-BTC5658Y3 Datasheet
305Kb / 7P
   General Purpose NPN Epitaxial Planar Transistor
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com