Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BZW04-11 Datasheet (PDF) - Semikron International

BZW04-11 Datasheet PDF - Semikron International
No. de pieza BZW04-11
Descarga  BZW04-11 Descarga

Tamaño del archivo   149.38 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SEMIKRON [Semikron International]
Página de inicio  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International
Descripción Electrónicos Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes

BZW04-11 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BZW04-11 Datasheet PDF - Semikron International

No. de pieza BZW04-11
Descarga  BZW04-11 Click to download

Tamaño del archivo   149.38 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  SEMIKRON [Semikron International]
Página de inicio  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International
Descripción Electrónicos Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes

BZW04-11 Datasheet (HTML) - Semikron International

BZW04-11 Datasheet HTML 1Page - Semikron International BZW04-11 Datasheet HTML 2Page - Semikron International BZW04-11 Datasheet HTML 3Page - Semikron International

BZW04-11 Detalles de producto

Pulse Power Dissipation: 400 W
Maximum Stand-off voltage: 5,8...376 V

Features
● Max. solder temperature: 260°C
● Plastic material has UL classification 94V0
● For bidirectional types (suffix "B"),
   electrical characteristics apply in both directions
● The standard tolerance of the
   breakdown voltage for each type is ± 5%.




Número de pieza similar - BZW04-11

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZW04-11 EIC-BZW04-11 Datasheet
51Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BZW04-11 TAYCHIPST-BZW04-11 Datasheet
3Mb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
logo
General Semiconductor
BZW04-11 GE-BZW04-11 Datasheet
55Kb / 4P
   TRANSZORB??TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZW04-11 LUGUANG-BZW04-11 Datasheet
189Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressor
logo
Diotec Semiconductor
BZW04-11 DIOTEC-BZW04-11 Datasheet
143Kb / 3P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
More results


Descripción similar - BZW04-11

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Semikron International
TGL41-6.8 SEMIKRON-TGL41-6.8 Datasheet
249Kb / 3P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
P6SMB400CA SEMIKRON-P6SMB400CA Datasheet
239Kb / 3P
   Unidirectional and Bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
logo
Diotec Semiconductor
P4KE6.8 DIOTEC-P4KE6.8_06 Datasheet
129Kb / 4P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Semikron International
P4SMAJ6.5 SEMIKRON-P4SMAJ6.5 Datasheet
162Kb / 3P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
BZW06-5V8 SEMIKRON-BZW06-5V8_07 Datasheet
155Kb / 3P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
P4KE6 SEMIKRON-P4KE6 Datasheet
160Kb / 3P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
P6SMBJ150 SEMIKRON-P6SMBJ150_07 Datasheet
157Kb / 2P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
P4SMAJ150 SEMIKRON-P4SMAJ150 Datasheet
151Kb / 2P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
3KP130 SEMIKRON-3KP130_09 Datasheet
413Kb / 2P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
logo
Diotec Semiconductor
1.5KE6.8 DIOTEC-1.5KE6.8_06 Datasheet
129Kb / 4P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
More results




Acerca de Semikron International


Semikron International GMBH es un fabricante alemán de componentes electrónicos de energía, incluidos diodos, tiristores y módulos de potencia.

La compañía fue fundada en 1951 y desde entonces se ha convertido en un proveedor líder de soluciones de electrónica de energía para aplicaciones en industrias como energía renovable, automatización industrial y vehículos eléctricos, entre otros.

Semikron tiene una presencia global con subsidiarias y oficinas de ventas en muchos países del mundo.

La compañía es conocida por sus productos de alta calidad y sus soluciones innovadoras, y tiene una fuerte reputación en la industria de la electrónica de energía.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com