Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MC74VHCT541AM Datasheet (PDF) - ON Semiconductor

MC74VHCT541AM Datasheet PDF - ON Semiconductor
No. de pieza MC74VHCT541AM
Descarga  MC74VHCT541AM Descarga

Tamaño del archivo   159.87 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos Octal Bus Buffer

MC74VHCT541AM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MC74VHCT541AM Datasheet PDF - ON Semiconductor

No. de pieza MC74VHCT541AM
Descarga  MC74VHCT541AM Click to download

Tamaño del archivo   159.87 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos Octal Bus Buffer

MC74VHCT541AM Datasheet (HTML) - ON Semiconductor

MC74VHCT541AM Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHCT541AM Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHCT541AM Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHCT541AM Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHCT541AM Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHCT541AM Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor

MC74VHCT541AM Detalles de producto

The MC74VHCT541A is an advanced high speed CMOS octal bus buffer fabricated with silicon gate CMOS technology. It achieves high speed operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL while maintaining CMOS low power dissipation.

Features
• High Speed: tPD = 5.4 ns (Typ) at VCC = 5.0 V
• Low Power Dissipation: ICC = 4 μA (Max) at TA = 25°C
• TTL−Compatible Inputs: VIL = 0.8 V; VIH = 2.0 V
• Power Down Protection Provided on Inputs and Outputs
• Balanced Propagation Delays
• Designed for 4.5 V to 5.5 V Operating Range
• Low Noise: VOLP = 1.6 V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300 mA
• ESD Performance: Human Body Model > 2000 V; Machine Model > 200 V
• Chip Complexity: 134 FETs or 33.5 Equivalent Gates
• Pb−Free Packages are Available*




Número de pieza similar - MC74VHCT541AM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT541AMEL ONSEMI-MC74VHCT541AMEL Datasheet
104Kb / 6P
   Octal Bus Buffer
January, 2006 ??Rev. 4
MC74VHCT541AMELG ONSEMI-MC74VHCT541AMELG Datasheet
104Kb / 6P
   Octal Bus Buffer
January, 2006 ??Rev. 4
MC74VHCT541AMELG ONSEMI-MC74VHCT541AMELG Datasheet
145Kb / 7P
   Octal Bus Buffer
June, 2011 ??Rev. 5
MC74VHCT541AMELG ONSEMI-MC74VHCT541AMELG Datasheet
110Kb / 7P
   Octal Bus Buffer
September, 2014 ??Rev. 6
More results


Descripción similar - MC74VHCT541AM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHCT240AF TOSHIBA-TC74VHCT240AF_07 Datasheet
221Kb / 9P
   Octal Bus Buffer
logo
ON Semiconductor
MC74VHC244 ONSEMI-MC74VHC244_11 Datasheet
145Kb / 8P
   Octal Bus Buffer
May, 2011 ??Rev. 8
MC74VHC244 ONSEMI-MC74VHC244 Datasheet
217Kb / 8P
   Octal Bus Buffer
March, 2006 -- Rev. 7
MC74VHCT540A ONSEMI-MC74VHCT540A_06 Datasheet
164Kb / 7P
   Octal Bus Buffer
March, 2006 ??Rev. 4
MC74VHCT541A ONSEMI-MC74VHCT541A_06 Datasheet
104Kb / 6P
   Octal Bus Buffer
January, 2006 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MC74VHC244 MOTOROLA-MC74VHC244 Datasheet
165Kb / 6P
   Octal Bus Buffer
MC74VHC540 MOTOROLA-MC74VHC540 Datasheet
168Kb / 6P
   Octal Bus Buffer
logo
Toshiba Semiconductor
TC74ACT240P TOSHIBA-TC74ACT240P Datasheet
273Kb / 6P
   OCTAL BUS BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74VHC541 ONSEMI-MC74VHC541 Datasheet
106Kb / 6P
   Octal Bus Buffer
April, 2006 ??Rev. 5
MC74LVX240 ONSEMI-MC74LVX240_14 Datasheet
134Kb / 7P
   Octal Bus Buffer
February, 2014 ??Rev. 4
MC74LVX541 ONSEMI-MC74LVX541_14 Datasheet
117Kb / 7P
   Octal Bus Buffer
August, 2014 ??Rev. 5
More results




Acerca de ON Semiconductor


ON Semiconductor hay una empresa que cotiza en bolsa que diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de productos de semiconductores para una variedad de aplicaciones que incluyen automotriz, informática, bienes de consumo, industriales y mercados de comunicaciones.
La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en Phoenix, Arizona.
En Semiconductor ofrece una amplia cartera de gestión de energía, semiconductores analógicos y discretos que incluyen MOSFET de potencia, diodos, rectificadores, reguladores de voltaje, entre otros.
Los productos de la compañía están diseñados para ser eficientes en energía, confiables y rentables y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas la electrónica portátil, sistemas de automatización industrial, sistemas de energía renovable y electrónica automotriz.
El semiconductor se compromete con la innovación y la satisfacción del cliente, y se compromete a proporcionar las mejores soluciones de semiconductores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes .

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com