Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MC10H131 Datasheet (PDF) - ON Semiconductor

MC10H131 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No. de pieza MC10H131
Descarga  MC10H131 Descarga

Tamaño del archivo   98.62 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos Dual D Type Master-Slave Flip-Flop

MC10H131 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MC10H131 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No. de pieza MC10H131
Descarga  MC10H131 Click to download

Tamaño del archivo   98.62 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos Dual D Type Master-Slave Flip-Flop

MC10H131 Datasheet (HTML) - ON Semiconductor

MC10H131 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H131 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H131 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H131 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC10H131 Detalles de producto

The MC10H131 is a MECL 10H part which is a functional/pinout duplication of the standard MECL 10K family part, with 100% improvement in clock speed and propagation delay and no increase in power–supply current.
   
• Propagation Delay, 1.0 ns Typical
• Power Dissipation, 235 mW Typical
• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and
    Temperature Range)
• Voltage Compensated
• MECL 10K–Compatible
   




Número de pieza similar - MC10H131

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
MC10H131 ONSEMI-MC10H131 Datasheet
153Kb / 7P
   Dual D Type Master?뭆lave Flip?묯lop
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H131 ONSEMI-MC10H131 Datasheet
139Kb / 5P
   Dual D Type Master?륲lave Flip?륡lop
August, 2016 ??Rev. 8
MC10H131FN ONSEMI-MC10H131FN Datasheet
153Kb / 7P
   Dual D Type Master?뭆lave Flip?묯lop
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H131FNG ONSEMI-MC10H131FNG Datasheet
153Kb / 7P
   Dual D Type Master?뭆lave Flip?묯lop
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H131FNG ONSEMI-MC10H131FNG Datasheet
139Kb / 5P
   Dual D Type Master?륲lave Flip?륡lop
August, 2016 ??Rev. 8
More results


Descripción similar - MC10H131

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
MC10131 ONSEMI-MC10131 Datasheet
111Kb / 5P
   Dual TYPE D Master-Slave Flip-Flop
1996 REV 5
MC10131 ONSEMI-MC10131_02 Datasheet
112Kb / 8P
   Dual Type D Master-Slave Flip-Flop
January, 2002 ??Rev. 7
logo
National Semiconductor ...
11C70 NSC-11C70 Datasheet
149Kb / 6P
   MASTER-SLAVE D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC10231 ONSEMI-MC10231 Datasheet
112Kb / 5P
   High Speed Dual Type D Master-Slave Flip-Flop
1996 REV 5
MC10231 ONSEMI-MC10231_02 Datasheet
113Kb / 8P
   High Speed Dual Type D Master-Slave Flip-Flop
January, 2002 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC1670 MOTOROLA-MC1670 Datasheet
80Kb / 4P
   Master-Slave Flip-Flop
logo
ON Semiconductor
MC10H176 ONSEMI-MC10H176 Datasheet
97Kb / 4P
   Hex D Master-Slave Flip-Flop
1996 REV 5
MC10176 ONSEMI-MC10176 Datasheet
106Kb / 5P
   Hex D Master/Slave Flip-Flop
1996 REV 5
MC10176 ONSEMI-MC10176_02 Datasheet
109Kb / 8P
   Hex D Master/Slave Flip-Flop
January, 2002 ??Rev. 7
MC10135 ONSEMI-MC10135_02 Datasheet
112Kb / 8P
   Dual J-K Master-Slave Flip-Flop
January, 2002 ??Rev. 7
More results




Acerca de ON Semiconductor


ON Semiconductor hay una empresa que cotiza en bolsa que diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de productos de semiconductores para una variedad de aplicaciones que incluyen automotriz, informática, bienes de consumo, industriales y mercados de comunicaciones.
La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en Phoenix, Arizona.
En Semiconductor ofrece una amplia cartera de gestión de energía, semiconductores analógicos y discretos que incluyen MOSFET de potencia, diodos, rectificadores, reguladores de voltaje, entre otros.
Los productos de la compañía están diseñados para ser eficientes en energía, confiables y rentables y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas la electrónica portátil, sistemas de automatización industrial, sistemas de energía renovable y electrónica automotriz.
El semiconductor se compromete con la innovación y la satisfacción del cliente, y se compromete a proporcionar las mejores soluciones de semiconductores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes .

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com