Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ST-201A Datasheet (PDF) - Kemet Corporation

ST-201A Datasheet PDF - Kemet Corporation
No. de pieza ST-201A
Descarga  ST-201A Descarga

Tamaño del archivo   85.28 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  KEMET [Kemet Corporation]
Página de inicio  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Descripción Electrónicos KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode

ST-201A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
ST-201A Datasheet PDF - Kemet Corporation

No. de pieza ST-201A
Descarga  ST-201A Click to download

Tamaño del archivo   85.28 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  KEMET [Kemet Corporation]
Página de inicio  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Descripción Electrónicos KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode

ST-201A Datasheet (HTML) - Kemet Corporation

ST-201A Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation

ST-201A Detalles de producto

General Information
   Series: ST
   Style: Through-Hole
   RoHS: Yes
   Miscellaneous: FM Band, Frequency Range: 7 To 40 MHz, Impedance: 1500 Ohms (7 MHz)

Specifications
   Voltage DC: 50 VDC
   Temperature Range: -20/+65°C
   DC Resistance: 150 Ohms




Número de pieza similar - ST-201A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
ST-201A NEC-ST-201A Datasheet
2Mb / 45P
   DC Line Fileters
More results


Descripción similar - ST-201A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kemet Corporation
ST-204A3 KEMET-ST-204A3 Datasheet
91Kb / 1P
   KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-101F2 KEMET-ST-101F2 Datasheet
132Kb / 1P
   KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-101F4 KEMET-ST-101F4 Datasheet
132Kb / 1P
   KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-202A KEMET-ST-202A Datasheet
85Kb / 1P
   KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-202S KEMET-ST-202S Datasheet
72Kb / 1P
   KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-204A1 KEMET-ST-204A1 Datasheet
91Kb / 1P
   KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-104A4 KEMET-ST-104A4 Datasheet
91Kb / 1P
   KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-202 KEMET-ST-202 Datasheet
72Kb / 1P
   KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-101A KEMET-ST-101A Datasheet
85Kb / 1P
   KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
ST-201 KEMET-ST-201 Datasheet
72Kb / 1P
   KEMET, ST, DC Line Filters, Common Mode
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com