Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

R6025JNZ4 Datasheet (PDF) - Rohm

R6025JNZ4 Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza R6025JNZ4
Descarga  R6025JNZ4 Descarga

Tamaño del archivo   2425.57 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Nch 600V 25A Power MOSFET

R6025JNZ4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
R6025JNZ4 Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza R6025JNZ4
Descarga  R6025JNZ4 Click to download

Tamaño del archivo   2425.57 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Nch 600V 25A Power MOSFET

R6025JNZ4 Datasheet (HTML) - Rohm

Back Button R6025JNZ4 Datasheet HTML 1Page - Rohm R6025JNZ4 Datasheet HTML 2Page - Rohm R6025JNZ4 Datasheet HTML 3Page - Rohm R6025JNZ4 Datasheet HTML 4Page - Rohm R6025JNZ4 Datasheet HTML 5Page - Rohm R6025JNZ4 Datasheet HTML 6Page - Rohm R6025JNZ4 Datasheet HTML 7Page - Rohm R6025JNZ4 Datasheet HTML 8Page - Rohm R6025JNZ4 Datasheet HTML 9Page - Rohm R6025JNZ4 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

R6025JNZ4 Detalles de producto

Features
1) Fast reverse recovery time (trr)
2) Low on-resistance
3) Fast switching speed
4) Drive circuits can be simple
5) Pb-free plating ; RoHS compliant

Application
   Switching




Número de pieza similar - R6025JNZ4

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
R6025JNZ ROHM-R6025JNZ Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 600V 25A Power MOSFET
More results


Descripción similar - R6025JNZ4

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
R6025FNZ ROHM-R6025FNZ Datasheet
925Kb / 14P
   Nch 600V 25A Power MOSFET
R6025JNZ ROHM-R6025JNZ Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 600V 25A Power MOSFET
R6025JNX ROHM-R6025JNX Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 600V 25A Power MOSFET
R6025FNZ1 ROHM-R6025FNZ1 Datasheet
1,003Kb / 14P
   Nch 600V 25A Power MOSFET
RH6R025BH ROHM-RH6R025BH Datasheet
2Mb / 13P
   Nch 150V 25A Power MOSFET
20220823 - Rev.002
R6008ANX ROHM-R6008ANX_12 Datasheet
1,009Kb / 14P
   Nch 600V 8A Power MOSFET
R6076MNZ1 ROHM-R6076MNZ1 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 76A Power MOSFET
R6010MND3 ROHM-R6010MND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 10A Power MOSFET
R6004JND3 ROHM-R6004JND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 4A Power MOSFET
R6004JNJ ROHM-R6004JNJ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 4A Power MOSFET
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com