Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
R6020JNX Datasheet (PDF) - Rohm |
R6020JNX Datasheet (PDF) |
Descarga Datasheet |
No. de pieza | R6020JNX |
Descarga | R6020JNX Click to download |
Tamaño del archivo | 2441.71 Kbytes |
Page | 15 Pages |
Fabricante Electrónico | ROHM [Rohm] |
Página de inicio | http://www.rohm.com |
Logo | |
Descripción Electrónicos | Nch 600V 20A Power MOSFET |
R6020JNX Datasheet (HTML) - Rohm |
R6020JNX Detalles de producto |
|
Número de pieza similar - R6020JNX |
|
Descripción similar - R6020JNX |
|
Acerca de Rohm |
|
Enlace URL |
Política de Privacidad |
ALLDATASHEET.ES |
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |