Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

R6012JNX Datasheet (PDF) - Rohm

R6012JNX Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza R6012JNX
Descarga  R6012JNX Descarga

Tamaño del archivo   2265.05 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Nch 600V 12A Power MOSFET

R6012JNX Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
R6012JNX Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza R6012JNX
Descarga  R6012JNX Click to download

Tamaño del archivo   2265.05 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Nch 600V 12A Power MOSFET

R6012JNX Datasheet (HTML) - Rohm

Back Button R6012JNX Datasheet HTML 1Page - Rohm R6012JNX Datasheet HTML 2Page - Rohm R6012JNX Datasheet HTML 3Page - Rohm R6012JNX Datasheet HTML 4Page - Rohm R6012JNX Datasheet HTML 5Page - Rohm R6012JNX Datasheet HTML 6Page - Rohm R6012JNX Datasheet HTML 7Page - Rohm R6012JNX Datasheet HTML 8Page - Rohm R6012JNX Datasheet HTML 9Page - Rohm R6012JNX Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

R6012JNX Detalles de producto

Features
1) Fast reverse recovery time (trr)
2) Low on-resistance
3) Fast switching speed
4) Drive circuits can be simple
5) Pb-free plating ; RoHS compliant

Application
   Switching applications




Número de pieza similar - R6012JNX

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
R6012JNJ ROHM-R6012JNJ Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 600V 12A Power MOSFET
More results


Descripción similar - R6012JNX

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
R6012JNJ ROHM-R6012JNJ Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 600V 12A Power MOSFET
R6012ANX ROHM-R6012ANX_12 Datasheet
1Mb / 14P
   Nch 600V 12A Power MOSFET
RCJ120N25 ROHM-RCJ120N25 Datasheet
726Kb / 14P
   Nch 250V 12A Power MOSFET
RCJ120N20 ROHM-RCJ120N20 Datasheet
723Kb / 14P
   Nch 200V 12A Power MOSFET
RQ3L050GN ROHM-RQ3L050GN Datasheet
2Mb / 12P
   Nch 60V 12A Middle Power MOSFET
RQ3E120BN ROHM-RQ3E120BN Datasheet
2Mb / 12P
   Nch 30V 12A Middle Power MOSFET
R6008ANX ROHM-R6008ANX_12 Datasheet
1,009Kb / 14P
   Nch 600V 8A Power MOSFET
R6025FNZ1 ROHM-R6025FNZ1 Datasheet
1,003Kb / 14P
   Nch 600V 25A Power MOSFET
R6076MNZ1 ROHM-R6076MNZ1 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 76A Power MOSFET
R6010MND3 ROHM-R6010MND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 10A Power MOSFET
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com