Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AT-0023-XZ Datasheet (PDF) - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD

AT-0023-XZ Datasheet PDF - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD
No. de pieza AT-0023-XZ
Descarga  AT-0023-XZ Descarga

Tamaño del archivo   255.91 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  TAITIEN [TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD]
Página de inicio  https://www.taitien.com
Logo TAITIEN - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD
Descripción Electrónicos 2.0 x 1.6 mm SMD Crystal

AT-0023-XZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AT-0023-XZ Datasheet PDF - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD

No. de pieza AT-0023-XZ
Descarga  AT-0023-XZ Click to download

Tamaño del archivo   255.91 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  TAITIEN [TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD]
Página de inicio  https://www.taitien.com
Logo TAITIEN - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD
Descripción Electrónicos 2.0 x 1.6 mm SMD Crystal

AT-0023-XZ Datasheet (HTML) - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD

AT-0023-XZ Datasheet HTML 1Page - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD



Número de pieza similar - AT-0023-XZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAITIEN ELECTRONICS CO....
AT-0020-XJ TAITIEN-AT-0020-XJ Datasheet
255Kb / 1P
   12.5 x 4.5 mm Crystal
AT-0022-X3 TAITIEN-AT-0022-X3 Datasheet
331Kb / 1P
   1.65 x 1.25 mm SMD Crystal
Rev6 07/2019
AT-0022-X3-1 TAITIEN-AT-0022-X3-1 Datasheet
334Kb / 1P
   1.65 x 1.25 mm SMD Crystal
More results


Descripción similar - AT-0023-XZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAITIEN ELECTRONICS CO....
XO-0093-OZ-TYPE-1 TAITIEN-XO-0093-OZ-TYPE-1 Datasheet
409Kb / 1P
   2.0 x 1.6 mm SMD Crystal Oscillator
logo
Transko Electronics, In...
CT21 TRANSKO-CT21 Datasheet
305Kb / 1P
   TEMPERATURE SENSING SMD CRYSTAL (2.0 x 1.6 x 0.8mm)
Rev. 1: 10-10-19
logo
TAITIEN ELECTRONICS CO....
XO-0142-TZ TAITIEN-XO-0142-TZ Datasheet
393Kb / 1P
   2.0 x 1.6 mm SMD Voltage Controlled Temperature Compensated Crystal Oscillator
AT-0017-XY TAITIEN-AT-0017-XY Datasheet
467Kb / 1P
   2.5 x 2.0 mm SMD Crystal
logo
Transko Electronics, In...
TPQH201610TF-R TRANSKO-TPQH201610TF-R Datasheet
686Kb / 3P
   Power Inductor SMD (2.0 X 1.6 X 1.0 mm)
Rev 1: 09-18-2018
CS21 TRANSKO-CS21 Datasheet
258Kb / 1P
   ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTAL (2.0 x 1.6 x 0.46mm)
Rev. 7: 03-07-22
logo
EUROQUARTZ limited
X21 EUROQUARTZ-X21 Datasheet
173Kb / 1P
   2.0 x 1.6 x 0.6mm SMD
X21-W EUROQUARTZ-X21-W Datasheet
162Kb / 1P
   2.0 x 1.6 x 0.6mm SMD
logo
TAITIEN ELECTRONICS CO....
XO-0078-PY-TYPE TAITIEN-XO-0078-PY-TYPE Datasheet
387Kb / 1P
   2.5 x 2.0 mm SMD Crystal Oscillator
XO-0079-OY-TYPE TAITIEN-XO-0079-OY-TYPE Datasheet
342Kb / 1P
   2.5 x 2.0 mm SMD Crystal Oscillator
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com