Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AT-0013-XS Datasheet (PDF) - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD

AT-0013-XS Datasheet PDF - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD
No. de pieza AT-0013-XS
Descarga  AT-0013-XS Descarga

Tamaño del archivo   241.04 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  TAITIEN [TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD]
Página de inicio  https://www.taitien.com
Logo TAITIEN - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD
Descripción Electrónicos 5.0 x 3.2 mm Glass Seal SMD Crystal

AT-0013-XS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AT-0013-XS Datasheet PDF - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD

No. de pieza AT-0013-XS
Descarga  AT-0013-XS Click to download

Tamaño del archivo   241.04 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  TAITIEN [TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD]
Página de inicio  https://www.taitien.com
Logo TAITIEN - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD
Descripción Electrónicos 5.0 x 3.2 mm Glass Seal SMD Crystal

AT-0013-XS Datasheet (HTML) - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD

AT-0013-XS Datasheet HTML 1Page - TAITIEN ELECTRONICS CO.,LTD



Número de pieza similar - AT-0013-XS

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAITIEN ELECTRONICS CO....
AT-0012-XR TAITIEN-AT-0012-XR Datasheet
242Kb / 1P
   6.0 x 3.5 mm SMD Crystal
AT-0014-XV TAITIEN-AT-0014-XV Datasheet
267Kb / 1P
   5.0 x 3.2 mm SMD Crystal
AT-0017-XY TAITIEN-AT-0017-XY Datasheet
467Kb / 1P
   2.5 x 2.0 mm SMD Crystal
AT-0018-X2 TAITIEN-AT-0018-X2 Datasheet
233Kb / 1P
   3.2 x 2.5 mm Glass Seal SMD Crystal
More results


Descripción similar - AT-0013-XS

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAITIEN ELECTRONICS CO....
AT-0018-X2 TAITIEN-AT-0018-X2 Datasheet
233Kb / 1P
   3.2 x 2.5 mm Glass Seal SMD Crystal
AT-0014-XV TAITIEN-AT-0014-XV Datasheet
267Kb / 1P
   5.0 x 3.2 mm SMD Crystal
XO-0041-OV-TYPE TAITIEN-XO-0041-OV-TYPE Datasheet
367Kb / 1P
   5.0 x 3.2 mm SMD Crystal Oscillator
XO-0170-PV TAITIEN-XO-0170-PV Datasheet
218Kb / 1P
   5.0 x 3.2 mm SMD Crystal Oscillator
XO-0147-VW-M-CMOS TAITIEN-XO-0147-VW-M-CMOS Datasheet
286Kb / 1P
   5.0 x 3.2 mm SMD Voltage Controlled Crystal Oscillator
XO-0089-OW-LVPECL TAITIEN-XO-0089-OW-LVPECL Datasheet
386Kb / 1P
   5.0 x 3.2 mm SMD LVPECL/LVDS Crystal Oscillator
AT-0007-XQ TAITIEN-AT-0007-XQ Datasheet
243Kb / 1P
   8.0 x 4.5 mm Glass Seal SMD Crystal
AT-0002-XX TAITIEN-AT-0002-XX Datasheet
244Kb / 1P
   3.2 x 2.5 mm SMD Crystal
TL-TYPE TAITIEN-TL-TYPE Datasheet
442Kb / 1P
   5.0 x 3.2 mm SMD Voltage Controlled Temperature Compensated Crystal Oscillator
logo
Transko Electronics, In...
CS53A TRANSKO-CS53A Datasheet
230Kb / 1P
   MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTAL (5.0 x 3.2 x 1.0mm)
Rev. 6: 10-10-19
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com