Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

DAGNH2001200 Datasheet (PDF) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

DAGNH2001200 Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
No. de pieza DAGNH2001200
Descarga  DAGNH2001200 Descarga

Tamaño del archivo   440.83 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
Página de inicio  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
Descripción Electrónicos IGBT Module 200A

DAGNH2001200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
DAGNH2001200 Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

No. de pieza DAGNH2001200
Descarga  DAGNH2001200 Click to download

Tamaño del archivo   440.83 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
Página de inicio  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
Descripción Electrónicos IGBT Module 200A

DAGNH2001200 Datasheet (HTML) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

DAGNH2001200 Datasheet HTML 1Page - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD. DAGNH2001200 Datasheet HTML 2Page - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD. DAGNH2001200 Datasheet HTML 3Page - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.



Número de pieza similar - DAGNH2001200

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
DAGNH200600 DACO-DAGNH200600 Datasheet
433Kb / 3P
   IGBT Module 200A
More results


Descripción similar - DAGNH2001200

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
DAGNH200600 DACO-DAGNH200600 Datasheet
433Kb / 3P
   IGBT Module 200A
logo
Littelfuse
MG12200D-BN2MM LITTELFUSE-MG12200D-BN2MM Datasheet
1Mb / 5P
   1200V 200A IGBT Module
logo
MacMic
MMG200D170B MACMIC-MMG200D170B Datasheet
1Mb / 3P
   1700V 200A IGBT Module
MMG200D120B6HN MACMIC-MMG200D120B6HN Datasheet
541Kb / 5P
   1200V 200A IGBT Module
MMG200Q120B6TC MACMIC-MMG200Q120B6TC Datasheet
633Kb / 6P
   1200V 200A IGBT Module
logo
Littelfuse
MG12200D-BA1MM LITTELFUSE-MG12200D-BA1MM Datasheet
1Mb / 6P
   1200V 200A IGBT Module
logo
MacMic
MMG200D120UA6TN MACMIC-MMG200D120UA6TN Datasheet
518Kb / 5P
   1200V 200A IGBT Module
MMG200HB060H6EN MACMIC-MMG200HB060H6EN Datasheet
460Kb / 6P
   600V 200A IGBT Module
MMG200D170B6EN MACMIC-MMG200D170B6EN Datasheet
308Kb / 5P
   1700V 200A IGBT Module
MMGT200Q120B6C MACMIC-MMGT200Q120B6C Datasheet
1Mb / 6P
   1200V 200A IGBT Module
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com