Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HC0925U03-020 Datasheet (PDF) - Yantel Corporation

HC0925U03-020 Datasheet PDF - Yantel Corporation
No. de pieza HC0925U03-020
Descarga  HC0925U03-020 Descarga

Tamaño del archivo   1487.26 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  YANTEL [Yantel Corporation]
Página de inicio  http://en.yantel-corp.com/index_index.html
Logo YANTEL - Yantel Corporation
Descripción Electrónicos 3dB 90째 Coupler IC 880 MHz-960 MHz

HC0925U03-020 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
HC0925U03-020 Datasheet PDF - Yantel Corporation

No. de pieza HC0925U03-020
Descarga  HC0925U03-020 Click to download

Tamaño del archivo   1487.26 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  YANTEL [Yantel Corporation]
Página de inicio  http://en.yantel-corp.com/index_index.html
Logo YANTEL - Yantel Corporation
Descripción Electrónicos 3dB 90째 Coupler IC 880 MHz-960 MHz

HC0925U03-020 Datasheet (HTML) - Yantel Corporation

HC0925U03-020 Datasheet HTML 1Page - Yantel Corporation HC0925U03-020 Datasheet HTML 2Page - Yantel Corporation HC0925U03-020 Datasheet HTML 3Page - Yantel Corporation HC0925U03-020 Datasheet HTML 4Page - Yantel Corporation



Número de pieza similar - HC0925U03-020

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Yantel Corporation
HC0900A03 YANTEL-HC0900A03 Datasheet
1Mb / 9P
   Hybrid Coupler 3 dB, 90o
HC0900B03 YANTEL-HC0900B03 Datasheet
1Mb / 9P
   Hybrid Coupler 3 dB, 90o
HC0900E03 YANTEL-HC0900E03 Datasheet
1Mb / 9P
   Hybrid Coupler 3 dB, 90o
HC0900L03 YANTEL-HC0900L03 Datasheet
1Mb / 9P
   Hybrid Coupler 3 dB, 90o
HC0900P03 YANTEL-HC0900P03 Datasheet
1Mb / 9P
   Hybrid Coupler 3 dB, 90o
More results


Descripción similar - HC0925U03-020

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Yantel Corporation
HC0850U03-010 YANTEL-HC0850U03-010 Datasheet
1Mb / 4P
   3dB 90째 Coupler IC 820 MHz-900 MHz
logo
American Accurate Compo...
LLHB6801-0200-G AAC-LLHB6801-0200-G Datasheet
104Kb / 1P
   Hybrid Coupler 3dB 90째
JXWBOH-T-2.4-6 AAC-JXWBOH-T-2.4-6 Datasheet
74Kb / 1P
   3dB Directional 90째 Coupler
LLHB31B6-2450-G AAC-LLHB31B6-2450-G Datasheet
130Kb / 2P
   SMT Hybrid Coupler 3dB 90째.
LLHB31B5-2150-G AAC-LLHB31B5-2150-G Datasheet
134Kb / 2P
   SMT Hybrid Coupler 3dB 90째.
LLHB31B4-1915-G AAC-LLHB31B4-1915-G Datasheet
132Kb / 2P
   SMT Hybrid Coupler 3dB 90째.
logo
TE Connectivity Ltd
2195632-1 TEC-2195632-1 Datasheet
2Mb / 2P
   880-960 & 1710-2300 MHz DUAL BAND ANTENNA
logo
American Accurate Compo...
LLHB31B7-2600-G AAC-LLHB31B7-2600-G Datasheet
135Kb / 2P
   SMT Hybrid Coupler 3dB 90째.
LLHB5402-0665-G AAC-LLHB5402-0665-G Datasheet
106Kb / 1P
   SMT Hybrid Coupler 3dB 90째.
logo
Hitachi Metals, Ltd
FSLC-S090T-P HITACHI-METALS-FSLC-S090T-P Datasheet
55Kb / 4P
   2012 Size 925/960 MHz Chip Multilayer Coupler
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com