Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TB1217A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB1217A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TB1217A
Descarga  TB1217A Descarga

Tamaño del archivo   343.8 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos IF SAW Filter 164.175MHz SMD 7.0X5.0mm

TB1217A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TB1217A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TB1217A
Descarga  TB1217A Click to download

Tamaño del archivo   343.8 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos IF SAW Filter 164.175MHz SMD 7.0X5.0mm

TB1217A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB1217A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1217A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1217A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1217A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1217A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1217A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1217A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Número de pieza similar - TB1217A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
TB1210 ETC2-TB1210 Datasheet
224Kb / 2P
   TEST BOARD ACCELEROMETERS
logo
Golledge Electronics Lt...
TB1210A GOLLEDGE-TB1210A Datasheet
161Kb / 6P
   SAW Filter 175.0750MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB1210A TAI-SAW-TB1210A Datasheet
197Kb / 7P
   IF SAW Filter 175.075MHz SMD 7.0X5.0mm
logo
List of Unclassifed Man...
TB1210J ETC2-TB1210J Datasheet
224Kb / 2P
   TEST BOARD ACCELEROMETERS
TB1210L ETC2-TB1210L Datasheet
224Kb / 2P
   TEST BOARD ACCELEROMETERS
More results


Descripción similar - TB1217A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB1227A TAI-SAW-TB1227A Datasheet
207Kb / 7P
   IF SAW Filter 173.075MHz SMD 7.0X5.0mm
TB1216A TAI-SAW-TB1216A Datasheet
268Kb / 7P
   IF SAW Filter 173.225MHz SMD 7.0X5.0mm
TB1218A TAI-SAW-TB1218A Datasheet
208Kb / 7P
   IF SAW Filter 173.25MHz SMD 7.0X5.0mm
TB1265A TAI-SAW-TB1265A Datasheet
383Kb / 8P
   IF SAW Filter 256MHz SMD 7.0X5.0mm
TB1303A TAI-SAW-TB1303A Datasheet
344Kb / 7P
   IF SAW Filter 867.5MHz SMD 7.0X5.0mm
TB1219A TAI-SAW-TB1219A Datasheet
207Kb / 7P
   IF SAW Filter 173.13MHz SMD 7.0X5.0mm
TB1210A TAI-SAW-TB1210A Datasheet
197Kb / 7P
   IF SAW Filter 175.075MHz SMD 7.0X5.0mm
TB1211A TAI-SAW-TB1211A Datasheet
208Kb / 7P
   IF SAW Filter 169.2MHz SMD 7.0X5.0mm
TB1302A TAI-SAW-TB1302A Datasheet
345Kb / 7P
   IF SAW Filter 822.5MHz SMD 7.0X5.0mm
TB0457A TAI-SAW-TB0457A Datasheet
285Kb / 7P
   IF SAW Filter 325 MHz(SMD 7.0X5.0mm)
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com