Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2700137 Datasheet (PDF) - PHOENIX CONTACT

2700137 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No. de pieza 2700137
Descarga  2700137 Descarga

Tamaño del archivo   134.87 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos Siren element, pulse tone, 24 V DC, self-regulating volume, max. 100 dB(A)

2700137 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2700137 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No. de pieza 2700137
Descarga  2700137 Click to download

Tamaño del archivo   134.87 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos Siren element, pulse tone, 24 V DC, self-regulating volume, max. 100 dB(A)

2700137 Datasheet (HTML) - PHOENIX CONTACT

2700137 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 2700137 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 2700137 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 2700137 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 2700137 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT



Número de pieza similar - 2700137

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
2700130 PHOENIX-2700130 Datasheet
140Kb / 5P
   LED random flashing beacon element, 24 V DC
2700132 PHOENIX-2700132 Datasheet
138Kb / 5P
   LED blinking light element, 24혻V혻AC/DC
2700134 PHOENIX-2700134 Datasheet
140Kb / 5P
   LED flashing beacon element, 24혻V혻DC, double flash
2700135 PHOENIX-2700135 Datasheet
140Kb / 5P
   LED random flashing beacon element, 24 V DC
2700136 PHOENIX-2700136 Datasheet
135Kb / 5P
   Buzzer element, continuous/pulse tone, 24 V AC/DC, max. 85 dB(A)
More results


Descripción similar - 2700137

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
2700139 PHOENIX-2700139 Datasheet
131Kb / 5P
   Siren element, alternating, 24 V DC, max. 105 dB(A)
2700138 PHOENIX-2700138 Datasheet
138Kb / 6P
   Siren element, 8 tones, 24 V AC/DC, max. 100 dB(A)
2700136 PHOENIX-2700136 Datasheet
135Kb / 5P
   Buzzer element, continuous/pulse tone, 24 V AC/DC, max. 85 dB(A)
logo
Panasonic Semiconductor
AN5835 PANASONIC-AN5835 Datasheet
198Kb / 3P
   DC VOLUME TONE CONTROL IC
logo
Samsung semiconductor
KA2107 SAMSUNG-KA2107 Datasheet
110Kb / 5P
   DC VOLUME, TONE CONTROL CIRCUIT
logo
List of Unclassifed Man...
LBTV ETC2-LBTV Datasheet
141Kb / 2P
   Self-regulating heating cables
logo
PHOENIX CONTACT
2700140 PHOENIX-2700140 Datasheet
246Kb / 13P
   Voice output element for 24 V DC
logo
Seme LAB
IP1524 SEME-LAB-IP1524 Datasheet
59Kb / 6P
   REGULATING PULSE WIDTH MODULATORS
IP1525A SEME-LAB-IP1525A Datasheet
63Kb / 6P
   REGULATING PULSE WIDTH MODULATORS
logo
STMicroelectronics
SG2524 STMICROELECTRONICS-SG2524 Datasheet
93Kb / 9P
   REGULATING PULSE WIDTH MODULATORS
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com