Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

RZM001P02 Datasheet (PDF) - Rohm

RZM001P02 Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza RZM001P02
Descarga  RZM001P02 Descarga

Tamaño del archivo   2260.97 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET

RZM001P02 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
RZM001P02 Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza RZM001P02
Descarga  RZM001P02 Click to download

Tamaño del archivo   2260.97 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET

RZM001P02 Datasheet (HTML) - Rohm

Back Button RZM001P02 Datasheet HTML 1Page - Rohm RZM001P02 Datasheet HTML 2Page - Rohm RZM001P02 Datasheet HTML 3Page - Rohm RZM001P02 Datasheet HTML 4Page - Rohm RZM001P02 Datasheet HTML 5Page - Rohm RZM001P02 Datasheet HTML 6Page - Rohm RZM001P02 Datasheet HTML 7Page - Rohm RZM001P02 Datasheet HTML 8Page - Rohm RZM001P02 Datasheet HTML 9Page - Rohm RZM001P02 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Número de pieza similar - RZM001P02

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
RZM002P02 ROHM-RZM002P02 Datasheet
224Kb / 5P
   1.2V Drive Pch MOSFET
RZM002P02T2L ROHM-RZM002P02T2L Datasheet
164Kb / 5P
   1.2V Drive Pch MOSFET
More results


Descripción similar - RZM001P02

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
RV2C001ZP ROHM-RV2C001ZP Datasheet
765Kb / 11P
   Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RV1C001ZP ROHM-RV1C001ZP Datasheet
701Kb / 11P
   Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RU1C001ZP ROHM-RU1C001ZP Datasheet
2Mb / 13P
   Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RV3CA01ZP ROHM-RV3CA01ZP Datasheet
2Mb / 13P
   Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RE1C001ZP ROHM-RE1C001ZP Datasheet
2Mb / 13P
   Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
RV3C001ZP ROHM-RV3C001ZP Datasheet
751Kb / 11P
   Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET
US6J41FRA ROHM-US6J41FRA Datasheet
1Mb / 14P
   -20V PchPch Small Signal MOSFET
20170706 - Rev.001
RV2C014BC ROHM-RV2C014BC Datasheet
2Mb / 14P
   Pch -20V -1.4A Small Signal MOSFET
RTR020P02HZG ROHM-RTR020P02HZG Datasheet
2Mb / 15P
   Pch -20V -2A Small Signal MOSFET
RW1C025ZP ROHM-RW1C025ZP Datasheet
2Mb / 13P
   Pch -20V -2.5A Small Signal MOSFET
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com