Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

RSS070N05FRA Datasheet (PDF) - Rohm

RSS070N05FRA Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza RSS070N05FRA
Descarga  RSS070N05FRA Descarga

Tamaño del archivo   2639.19 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Nch 45V 7A Power MOSFET

RSS070N05FRA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
RSS070N05FRA Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza RSS070N05FRA
Descarga  RSS070N05FRA Click to download

Tamaño del archivo   2639.19 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Nch 45V 7A Power MOSFET

RSS070N05FRA Datasheet (HTML) - Rohm

Back Button RSS070N05FRA Datasheet HTML 1Page - Rohm RSS070N05FRA Datasheet HTML 2Page - Rohm RSS070N05FRA Datasheet HTML 3Page - Rohm RSS070N05FRA Datasheet HTML 4Page - Rohm RSS070N05FRA Datasheet HTML 5Page - Rohm RSS070N05FRA Datasheet HTML 6Page - Rohm RSS070N05FRA Datasheet HTML 7Page - Rohm RSS070N05FRA Datasheet HTML 8Page - Rohm RSS070N05FRA Datasheet HTML 9Page - Rohm RSS070N05FRA Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Número de pieza similar - RSS070N05FRA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
RSS070N05 ROHM-RSS070N05 Datasheet
149Kb / 5P
   Switching (45V, 7.0A)
logo
VBsemi Electronics Co.,...
RSS070N05TB1 VBSEMI-RSS070N05TB1 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
More results


Descripción similar - RSS070N05FRA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
SP8K23FRA ROHM-SP8K23FRA Datasheet
2Mb / 15P
   45V NchNch Power MOSFET
SP8K22FRA ROHM-SP8K22FRA Datasheet
2Mb / 15P
   45V NchNch Power MOSFET
RSS070P05FRA ROHM-RSS070P05FRA Datasheet
2Mb / 14P
   Pch -45V -7A Power MOSFET
QS6K21FRA ROHM-QS6K21FRA Datasheet
1Mb / 14P
   Nch 45V 1A Power MOSFET
R6007ENJ ROHM-R6007ENJ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 7A Power MOSFET
R5007FNX ROHM-R5007FNX Datasheet
3Mb / 14P
   Nch 500V 7A Power MOSFET
R6507KND3 ROHM-R6507KND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 650V 7A Power MOSFET
RVQ040N05FRA ROHM-RVQ040N05FRA Datasheet
786Kb / 14P
   Nch 45V 4A Power MOSFET
RD3H200SNFRA ROHM-RD3H200SNFRA Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 45V 20A Power MOSFET
R6007KNJ ROHM-R6007KNJ Datasheet
2Mb / 13P
   Nch 600V 7A Power MOSFET
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com