Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

VS-125NQ015PBF Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

VS-125NQ015PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza VS-125NQ015PBF_17
Descarga  VS-125NQ015PBF Descarga

Tamaño del archivo   140.38 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos High Performance Schottky Rectifiers, 120 A

VS-125NQ015PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
VS-125NQ015PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza VS-125NQ015PBF_17
Descarga  VS-125NQ015PBF Click to download

Tamaño del archivo   140.38 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos High Performance Schottky Rectifiers, 120 A

VS-125NQ015PBF Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

VS-125NQ015PBF_17 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-125NQ015PBF_17 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-125NQ015PBF_17 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-125NQ015PBF_17 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-125NQ015PBF_17 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-125NQ015PBF_17 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix

VS-125NQ015PBF Detalles de producto

• 125 °C TJ operation (VR < 5 V)
• Low forward voltage drop
• High frequency operation
• Guard ring for enhanced ruggedness and long
term reliability
• Designed and qualified for industrial level
• UL approved file E222165




Número de pieza similar - VS-125NQ015PBF_17

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-125NQ015PBF VISHAY-VS-125NQ015PBF_V01 Datasheet
148Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifiers, 120 A
01-Jan-2022
More results


Descripción similar - VS-125NQ015PBF_17

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-125NQ015PBF VISHAY-VS-125NQ015PBF_V01 Datasheet
148Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifiers, 120 A
01-Jan-2022
VS-123NQ100PBF VISHAY-VS-123NQ100PBF_V01 Datasheet
133Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifier, 120 A
01-Jan-2022
VS-120NQ045PBF VISHAY-VS-120NQ045PBF_V01 Datasheet
139Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifier, 120 A
01-Jan-2022
VS-121NQ045PBF VISHAY-VS-121NQ045PBF_V01 Datasheet
132Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifier, 120 A
01-Jan-2022
VS-122NQ030PBF VISHAY-VS-122NQ030PBF_V01 Datasheet
134Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifier, 120 A
01-Jan-2022
VS-48CTQ060S-M3 VISHAY-VS-48CTQ060S-M3 Datasheet
183Kb / 9P
   High Performance Schottky Rectifiers
Revision: 28-Feb-14
VS-48CTQ060S-M3 VISHAY-VS-48CTQ060S-M3_V01 Datasheet
225Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifiers, 2 x 20 A
01-Jan-2022
VS-MBRB30CT-M3 VISHAY-VS-MBRB30CT-M3 Datasheet
770Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifiers, 2 x 15 A
Revision: 03-Mar-14
VS-MBRB30CT-M3 VISHAY-VS-MBRB30CT-M3_V01 Datasheet
231Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifiers, 2 x 15 A
01-Jan-2022
VS-10MQ060HM3 VISHAY-VS-10MQ060HM3 Datasheet
139Kb / 6P
   High Performance Schottky Rectifier, 1 A
Revision: 02-Apr-15
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com